công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T27MS2RML1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Ashcroft, Inc.

tên linh kiện T27MS2RML1
Giải thích chi tiết về linh kiện  T2 Pressure Transmitter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.

T27MS2RML1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Ashcroft, Inc.

  T27MS2RML1 Datasheet HTML 1Page - Ashcroft, Inc. T27MS2RML1 Datasheet HTML 2Page - Ashcroft, Inc. T27MS2RML1 Datasheet HTML 3Page - Ashcroft, Inc. T27MS2RML1 Datasheet HTML 4Page - Ashcroft, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Data Sheet
All specifications are subject to change without notice. All sales subject to standard terms
and conditions. Ashcroft® and Trust the Shield® are trademarks of Ashcroft Inc.
For more information, see Ashcroft Brands & Trademarks
©2024 Ashcroft Inc. T2_transducer_ds_RevD_8-14-24
ashcroft.com
| 1.800.328.8258 | Contact Us
of 4
4
T2 Pressure Transmitter
MATING CONNECTOR
LOCATION AND SIZE
"L"
0.23
0.32
2.03
[27]
1.06
HEX
SHIELDED CABLE
ø 1.32
0.75
0.30
1.61
3.450
1.063
27
2.04
0.23
MATING CONNECTOR
LOCATION AND SIZE
1.32
DIN FORM-A
ø
PVC Jacket, 3´ Length
Standard, 24 AWG Leads
Mates to Hirschmann
GDM 3009 or similar
Shielded Cable
Din Form-A
MATING CONNECTOR
LOCATION AND SIZE
"L"
0.23
0.32
2.03
[27]
1.06
HEX
SHIELDED CABLE
ø 1.32
0.75
0.30
1.61
3.450
1.063
27
2.04
0.23
MATING CONNECTOR
LOCATION AND SIZE
1.32
DIN FORM-A
ø
PVC Jacket, 3´ Length
Standard, 24 AWG Leads
Mates to Hirschmann
GDM 3009 or similar
DIMENSIONS in [ ] are millimeters
For reference only, consult Ashcroft for specific dimensional drawings
RANGE TABLE
Range
Code
Notes
30 psi/-14.7 psi
30#&vac
45 psi/-14.7 psi
45#&vac
60 psi/-14.7 psi
60#&vac
85 psi/-14.7 psi
85#&vac
100 psi/-14.7 psi
100#&vac
150 psi/-14.7 psi
150#&vac
200 psi/-14.7 psi
200#&vac
300 psi/-14.7 psi
300#&vac
500 psi/-14.7 psi
500#&vac
30 psi
30#
50 psi
50#
60 psi
60#
100 psi
100#
150 psi
150#
200 psi
200#
250 psi
250#
300 psi
300#
400 psi
400#
500 psi
500#
750 psi
750#
1,000 psi
1000#
1,500 psi
1500#
2,000 psi
2000#
3,000 psi
3000#
5,000 psi
5000#
6,000 psi
6000#
7,500 psi
7500#
10,000 psi
10000#
15,000 psi
15000#
Only available with M01, M02, MG2,
process connections
20,000 psi
20000#
Only available with M01, M02, MG2,
process connections
bar, kPa, and mPa ranges also available



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com