| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M58PR512J bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M58PR512J bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 114 page ![]() Contents M58PR256J, M58PR512J 4/114 5.5 Program methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.6 Single Word Program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.7 Buffer Program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.8 Buffer Enhanced Factory Program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6 Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.1 Control Program Mode status bit (SR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.2 Object Program Mode status bit (SR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.3 Program/Erase Controller status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.4 Erase Suspend status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.5 Erase status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.6 Program status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.7 VPP status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.8 Program Suspend status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6.9 Block Protection status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6.10 Bank Write/Multiple Word Program status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7 Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7.1 Read Select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7.2 X-Latency bits (CR14-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7.3 Wait Polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.4 Wait Configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.5 Burst length bits (CR2-CR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8 Enhanced Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8.1 Deep Power-Down Mode bit (ECR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8.2 Deep Power-Down Polarity bit (ECR14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8.3 Output Driver Control bits (ECR2-ECR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9 Extended Flash Array (EFA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 10 Read modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10.1 Asynchronous Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10.2 Synchronous Burst Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10.3 Single Synchronous Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 |