công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LS245 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SYC Electronica

tên linh kiện 74LS245
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-STATE Octal Bus Transceiver
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

74LS245 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SYC Electronica

  74LS245 Datasheet HTML 1Page - SYC Electronica 74LS245 Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica 74LS245 Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica 74LS245 Datasheet HTML 4Page - SYC Electronica 74LS245 Datasheet HTML 5Page - SYC Electronica 74LS245 Datasheet HTML 6Page - SYC Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Switching Characteristics
VCC = 5V, TA = 25°C
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Units
tPLH
Propagation Delay Time,
CL = 45 pF
12
ns
LOW-to-HIGH Level Output
RL = 667Ω
tPHL
Propagation Delay Time,
12
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPZL
Output Enable Time
40
ns
to LOW Level
tPZH
Output Enable Time
40
ns
to HIGH Level
tPLZ
Output Disable Time
CL = 5 pF
25
ns
from LOW Level
RL = 667Ω
tPHZ
Output Disable Time
25
ns
from HIGH Level
tPLH
Propagation Delay Time,
CL = 150 pF
16
ns
LOW-to-HIGH Level Output
RL = 667Ω
tPHL
Propagation Delay Time,
17
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPZL
Output Enable Time
45
ns
to LOW Level
tPZH
Output Enable Time
45
ns
to HIGH Level
www.sycelectronica.com.ar



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com