công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DB-9PCP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AG Electronica

tên linh kiện DB-9PCP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DB9 MACHO PARA CABLE PLANO
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DB-9PCP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AG Electronica

  DB-9PCP Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DB-9PCP Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
DB-9P/CP: DB9 MACHO PARA CABLE PLANO
Descripción
El conector DB-9P/CP macho es un conector analógico de 9 pines de la familia de conectores. Se
utiliza principalmente para conexiones en serie.
El conector de ángulo recto mantiene un espacio eficiente y da solución a la tensión del cable.
Especificaciones
Aplicaciones
Crear un puerto virtual COM
Diseñado para ser montado en tableros de circuito impreso.
Comunicaciones y red.
Ordenadores y periféricos informáticos.
Conector
DB-9P/CP
Corriente
1 A
Resistencia dieléctrica
500Vrms AC por un minuto
Resistencia de aislamiento
1000 mOHMS Min o mayor a 500V DC
Temperatura
-55°c a +105°c


Số phần tương tự - DB-9PCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AG Electronica
DB-9P AGELECTRONICA-DB-9P Datasheet
162Kb / 1P
CONECTOR TIPO D 9 PINS HEMBRA
26/12/2019
DB-9PAR AGELECTRONICA-DB-9PAR Datasheet
285Kb / 2P
CONECTOR D 9P MACHO ANGULO RECTO
26/12/2019
More results

Mô tả tương tự - DB-9PCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
OBD-M-DB9-F-ES ETC2-OBD-M-DB9-F-ES Datasheet
228Kb / 12P
DB9 to OBD-II Adapter Cable
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P450006 TRIPPLITE-P450006 Datasheet
482Kb / 2P
Null Modem Serial DB9 Serial Cable (DB9 F-F), 6-ft
P450010 TRIPPLITE-P450010 Datasheet
489Kb / 2P
Null Modem Serial DB9 Serial Cable (DB9 F-F), 10-ft
P454006 TRIPPLITE-P454006 Datasheet
473Kb / 2P
Null Modem Serial DB9 Serial Cable (DB9 M-F), 6-ft
logo
Silicon Laboratories
USB-MSD-RD SILABS-USB-MSD-RD Datasheet
1Mb / 20P
Straight DB9 serial cable
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P450-010 TRIPPLITE-P450-010 Datasheet
162Kb / 2P
Null Modem Serial DB9 Serial Cable (DB9 F/F), 10-ft.
P520-006 TRIPPLITE-P520-006 Datasheet
171Kb / 2P
Serial DB9 Serial Extension Cable, Straight Through (DB9 M/F), 6-ft.
logo
Banner Engineering Corp...
DB9 BANNER-DB9 Datasheet
177Kb / 2P
Sure Cross짰 DB9 Splitter Cable
logo
List of Unclassifed Man...
74022PC ETC1-74022PC Datasheet
379Kb / 1P
CONTROLADOR PARA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
logo
SparkFun Electronics
CAB-10087 SPARKFUN-CAB-10087 Datasheet
91Kb / 1P
OBD-II to DB9 Cable
10/22/2015
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com