công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC251MLTRT bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC251MLTRT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Step-down DC-DC Converter with Bias LDO for WCDMA Amplifi ers
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC251MLTRT bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Semtech Corporation

Back Button SC251MLTRT Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 12Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 13Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 14Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 15Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 16Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 17Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 18Page - Semtech Corporation SC251MLTRT Datasheet HTML 19Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
17
© 2006 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC251
POWER MANAGEMENT
Passthrough Current Limit Operation
Enable Step Response
Output Ripple Waveform
LX
5V/DIV
VOUT
10mV/DIV
IL
100mA/DIV
200ns/DIV
1ms/DIV
V
IN = 4.0V
LOAD = Short
MODE = LP
V
DAC = 1.07V
IOUT
1A/DIV
IL
500mA/DIV
LX
5V/DIV
VOUT
200V/DIV
VOUT
2V/DIV
100μs/DIV
VEN
2V/DIV
V
IN = 4.0V
LOAD = 5Ω
Mode = LP
V
DAC = 0 to 1.07V
LX
5V/DIV
VGD
5V/DIV
Typical Characteristics (Cont.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com