| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT82M23C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82M23C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 14 page ![]() Block Diagram Pin Assignment HT82M23A/HT82M23B/HT82M23C Rev. 1.10 2 January 22, 2007 V S S V 3 3 O U S B D + / C L K U S B D - / D A T A R E S E T S E L 1 S D I O S C L K S E L 0 R B 0 O S C 1 O S C 2 V D D L E D M R L Z 2 Z 1 R B 1 H T 8 2 M 2 3 A 2 0 D I P - A / S O P - A 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H T 8 2 M 2 3 B / H T 8 2 M 2 3 C 1 8 D I P - A / S O P - A V S S V 3 3 O U S B D + / C L K U S B D - / D A T A R E S E T S E L 1 S D I O S C L K S E L 0 O S C 1 O S C 2 V D D L E D M R L Z 2 Z 1 U S B T r a n s c e i v e r U S B R e c e i v e r U S B T r a n s m i t t e r V o l t a g e R e g u l a t o r C l o c k G e n e r a t o r R C R E S E T R e g i s t e r S e t M a i n S t a t e m a c h i n e S u s p e n s i o n C o n t r o l U S B S e r i a l I n t e r f a c e E n g i n e ( S I E ) a n d C o n t r o l L o g i c H o l t e k 8 - b i t M i c r o c o n t r o l l e r F I F O s ´ 2 U S B D + U S B D - V 3 3 O O S C 1 O S C 2 V D D V S S |