| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT82K96A bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82K96A bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
41 / 46 page ![]() Package Information 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT82K96A Rev. 1.50 41 August 25, 2006 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H = E |