| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC1485ITSTR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1485ITSTR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Semtech Corporation |
|
5 / 27 page ![]() 5 2005 Semtech Corp. www.semtech.com SC1485 POWER MANAGEMENT e c i v e De g a k c a P ) 1 ( R T S T I 5 8 4 1 C S8 2 - P O S S T T R T S T I 5 8 4 1 C S ) 2 ( 8 2 - P O S S T Notes: (1) Only available in tape and reel packaging. A reel contains 2500 devices. (2) Lead free product. This product is fully WEEE, RoHS and J-STD-020B compliant. # n i Pe m a N n i Pn o i t c n u F n i P 11 D N G P. d n u o r g r e w o P 21 L D. h c ti w s T E F S O M e d i s w o l e h t r o f t u p t u o e v ir d e t a G 31 P D D V o t r o ti c a p a c c i m a r e c F u 1 a h ti w n i p s i h t e l p u o c e D . s r e v ir d e t a g e h t r o f t u p n i e g a tl o v y l p p u s V 5 + . 1 D N G P 41 M I L I r o f e c r u o s e h t r o g n i s n e s ) n o ( S D R r o f T E F S O M e d i s - w o l f o n i a r d o t t c e n n o C .t u p n i ti m il t n e r r u C .r o t s i s e r g n i s n e s d l o h s e r h t a h g u o r h t g n i s n e s r o t s i s e r 51 X L . n o it c e n n o c ) r o t c u d n i t u p t u o e h t d n a s T E F S O M m o tt o b d n a p o t f o n o it c n u j( e d o n e s a h P 61 H D. h c ti w s T E F S O M e d i s h g i h e h t r o f t u p t u o e v ir d e t a G 71 T S B. e v ir d e t a g e d i s h g i h e h t r o f n o it c e n n o c r o ti c a p a c t s o o B 82 V S P / N E d n a 2 T U O e l b a n e o t p u ll u P . 2 T U O n w o d t u h s o t 2 A S S V o t n w o d ll u P .t u p n i e v a S r e w o P / e l b a n E fI . ) M C C ( e d o m n o it c u d n o c s u o u n it n o c e t a v it c a d n a 2 T U O e l b a n e o t t a o l F . e d o m E V A S P e t a v it c a .r o ti c a p a c c i m a r e c F n 0 1 a h ti w 2 A S S V o t s s a p y b , d e t a o lf 92 N O T - n o T E F S O M p o t e h t t e s o t d n a , 2 N O T R ,r o t s i s e r p u ll u p a h g u o r h t T A B V e s n e s o t d e s u s i n i p s i h T . 2 A S S V o t r o ti c a p a c c i m a r e c F n 1 a h ti w n i p s i h t s s a p y B . e m it 0 12 T U O V . d a o l e h t t a t u p t u o e h t o t t c e n n o C . 2 t u p t u o r o f t u p n i e s n e s e g a tl o v t u p t u O 1 12 A C C V . 2 A S S V o t S U S V 5 m o r f r e tl if C R F µ 1 / m h O 0 1 a e s U . y l p p u s g o l a n a e h t r o f t u p n i e g a tl o v y l p p u S 2 12 B F e h t t e s o t 2 A S S V o t 2 T U O V m o r f C I e h t t a d e t a c o l r e d i v i d r o t s i s e r a o t t c e n n o C .t u p n i k c a b d e e F . 2 A C C V o t V 5 . 0 m o r f e g a tl o v t u p t u o 3 12 D G P ) s e l c y c 0 4 4 ( y a l e d e l c y c k c o l c d e x if a r e tf a h g i h s e o G .t u p t u o S O M N n i a r d n e p o d o o G r e w o P . p u r e w o p g n i w o ll o f 4 12 A S S V .r o ti c a p a c t u p t u o e h t f o m o tt o b e h t t a 2 D N G P o t t c e n n o C . y r ti u c r i c g o l a n a r o f e c n e r e f e r d n u o r G TSSOP-28 Pin Configuration Ordering Information Pin Descriptions |