công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF5050IDGKT bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện REF5050IDGKT
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF5050IDGKT bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Texas Instruments

Back Button REF5050IDGKT Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments REF5050IDGKT Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 49 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
.228-.244 TYP
[5.80-6.19]
.069 MAX
[1.75]
6X .050
[1.27]
8X .012-.020
[0.31-0.51]
2X
.150
[3.81]
.005-.010 TYP
[0.13-0.25]
0 - 8
.004-.010
[0.11-0.25]
.010
[0.25]
.016-.050
[0.41-1.27]
4X (0 -15 )
A
.189-.197
[4.81-5.00]
NOTE 3
B
.150-.157
[3.81-3.98]
NOTE 4
4X (0 -15 )
(.041)
[1.04]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES:
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.
1
8
.010 [0.25]
C A B
5
4
PIN 1 ID AREA
SEATING PLANE
.004 [0.1] C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com