công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF5010 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện REF5010
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF5010 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button REF5010_V02 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments REF5010_V02 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 49 page
background image
6.6 Electrical Characteristics REF50EI (continued)
At TA = 25°C, ILOAD = 0, CL = 1μF and VIN = VEN = (VOUT + 0.25V) , unless otherwise noted
PARAMETER
TEST CONDITION
MIN
TYP
MAX
UNIT
TEMPERATURE RANGE
Specified range
–40
125
°C
(1)
Product Preview. Contact local TI support for samples.
REF5010, REF5020, REF5025, REF5030, REF5040, REF5045, REF5050
SBOS410M – JUNE 2007 – REVISED DECEMBER 2024
www.ti.com
10
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: REF5010 REF5020 REF5025 REF5030 REF5040 REF5045 REF5050



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com