| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT46R32 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R32 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
40 / 43 page ![]() 28-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 157 C8 ¾ 12 C ¢ 386 ¾ 394 D54 ¾ 60 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT46R32/HT46R34 Rev. 1.10 40 March 16, 2007 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |