| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC1404ITSTR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1404ITSTR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Semtech Corporation |
|
8 / 25 page ![]() 8 2004 Semtech Corp. www.semtech.com SC1404 PRELIMINARY POWER MANAGEMENT Pin Configuration Ordering Information E C I V E DE G A K C A PT ( . P M E T B M A ) R T S T I 4 0 4 1 C S8 2 - P O S S T ) 1 ( C ° 5 8 + - 0 4 - R T S S I 4 0 4 1 C S8 2 - P O S S ) 1 ( Block Diagram TSSOP-28/SSOP-28 Top View 3 H S C3 N O 3 L S C3 H D 3 P M O C3 E S A H P T U O 2 13 T S B D D V3 L D C N Y S# N D H S 5 N O+ V D N GL V F E RD N G P # E V A S P5 L D # T E S E R5 T S B 5 P M O C5 E S A H P 5 L S C5 H D 5 H S CQ E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Note: (1) Only available in tape and reel packaging. A reel contains 2500 devices for TSSOP and 1000 devices for SSOP. |