công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LR645 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Supertex, Inc

tên linh kiện LR645
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Input Voltage SMPS Start-up / Linear Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUTEX [Supertex, Inc]
Trang chủ  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

LR645 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Supertex, Inc

  LR645 Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 5Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 6Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 7Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 8Page - Supertex, Inc LR645 Datasheet HTML 9Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9
LR645
(The package drawings in this data sheet may not reflect the most current specifications. For the latest package outline
information go to http://www.supertex.com/packaging.html.)
Doc.# DSFP-LR645
B050807
3-Lead TO-243AA (SOT-89) Package Outline (N8)
Symbol
A
b
b1
C
D
D1
E
E1
e
e1
H
L
Dimensions
(mm)
MIN
1.40
0.44
0.36
0.35
4.40
1.62
2.29
2.13
1.50
BSC
3.00
BSC
3.94
0.89
NOM
-
-------
-
-
MAX
1.60
0.56
0.48
0.44
4.60
1.83
2.60
2.29
4.25
1.20
JEDEC Registration TO-243, Variation AA, Issue C, July 1986.
Drawings not to scale.
4
2
1
D
E H
e1
e
b1
3
D1
E1
A
C
L
Top View
Side View
b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9