công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV914X bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV914X
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLV914x 18V, Rail-to-Rail Input and Output, 125kHz Low Power (7μA/Channel) Operational Amplifier
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV914X bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Texas Instruments

Back Button TLV914X Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TLV914X Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 46 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
26-Dec-2024
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS
Width (mm)
H
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
TLV9141IDR
SOIC
D
8
3000
340.5
338.1
20.6
TLV9144IDR
SOIC
D
14
3000
340.5
336.1
25.0
TLV9144IPWR
TSSOP
PW
14
3000
353.0
353.0
32.0
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com