công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDBZC0130L-HF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CDBZC0130L-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Schottky Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBZC0130L-HF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  CDBZC0130L-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBZC0130L-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBZC0130L-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBZC0130L-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Small Signal Schottky Diodes
Reel Taping Specification
Trailer
Device
Leader
400mm (min)
160mm (min)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
End
Start
Direction of Feed
Page 3
REV:C
Comchip Technology CO., LTD.
QW-G1123
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.
A
B
C
d
E
F
P
P0
P1
T
W
D2
D
D1
W1
0.44 ± 0.03
1.75 ± 0.10
3.50 ± 0.05
2.00 ± 0.05
4.00 ± 0.10
2.00 ± 0.05
0.20 ± 0.03
12.00 + 0.50
- 0.00
8.00 + 0.30
- 0.10
0.079 ± 0.002
0.069 ± 0.004 0.138 ± 0.002 0.079 ± 0.002 0.157 ± 0.004
0.008 ± 0.001
0.315 + 0.012
- 0.004
0.472 + 0.020
- 0.000
E
F
P
P0
P1
T
W
W1
0201
(DFN0603)
0201
(DFN0603)
SYMBOL
(mm)
(inch)
SYMBOL
(mm)
(inch)
A
B
C
d
D2
D
D1
0.74 ± 0.03
0.40 ± 0.03
178.00 ± 1.00
60.00 ± 0.50
13.50 ± 0.20
1.50 + 0.10
- 0.00
0.059 + 0.004
- 0.000
7.008 ± 0.039 2.362 ± 0.020 0.531 ± 0.008
0.017 ± 0.001 0.029 ± 0.001 0.016 ± 0.001



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com