công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAV99S-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện BAV99S-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Switching Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

BAV99S-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  BAV99S-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology BAV99S-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology BAV99S-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology BAV99S-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Rating and Characteristic Curves (BAV99S-HF)
Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Max.
Unit
Forward voltage
V
IF = 1mA
0.715
Reverse breakdown voltage
IR = 2.5μA
Diode capacitance
VR = 0V, f = 1MHz
μA
Reverse recovery time
4
nS
IF = 50mA
V(BR)
IR
VF
CJ
trr
V
75
1
1.5
pF
IF = IR = 10mA, Irr = 0.1 x IR, RL = 100Ω
SMD Switching Diodes
VR = 75V
0.855
Comchip Technology CO., LTD.
Page 2
REV:A
IF = 10mA
IF = 150mA
VR = 75V, TJ = 150°C
VR = 25V, TJ = 150°C
50
30
1.00
1.25
Typ.
Fig.3 - Capacitance vs. Reverse Voltage
Reverse Voltage, VR (V)
0
0
2.0
40
1.6
0.8
Fig.4 - Power Derating Curve
Ambient Temperature, TA (°C)
0
150
200
150
100
300
0
100
50
125
50
75
25
10
20
30
1.2
0.4
Reverse current
Fig.1 - Typical Reverse Characteristics
10
10
100
20
100
1
0.1
Reverse Voltage, VR (V)
1000
100000
80
40
60
Forward
Voltage, VF (V)
Fig.2 - Typical Forward Characteristics
0
1.5
1
0.001
1
0.5
QW-J0045
250
0.1
0.01
1.25
0.75
0.25
TJ=125°C
TJ=75°C
TJ=25°C
TJ=0°C
TJ= -40°C
TJ=150°C
10000
70
30
50
90
TJ=150°C
TJ=125°C
TJ=75°C
TJ=25°C
TJ=0°C
TJ= -40°C
35
5
15
25
1.4
0.6
1.0
0.2
1.8



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com