công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH5L06FP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH5L06FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH5L06FP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH5L06FP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH5L06FP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Package information
STTH5L06
6/10
2
Package information
■ Epoxy meets UL94, V0
■ Cooling method: by conduction (C)
■ Recommended torque value: 0.8 Nm (TO-220FPAC) / 0.55 Nm (TO-220AC)
■ Maximum torque value: 1.0 Nm (TO-220FPAC) / 0.70 Nm (TO-220AC)
Table 5.
TO-220AC dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
H2
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.40 typ.
0.645 typ.
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
I
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Ø I
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
L2
F1
E
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10