công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45R38 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45R38
Giải thích chi tiết về linh kiện  C/R to F Type 8-Bit OTP MCU
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45R38 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT45R38 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT45R38 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 49 page
background image
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Conditions
IOL2
PC Sink Current
3V
VOL=0.1VDD
816
¾
mA
5V
20
40
¾
mA
IOH2
PB Source Current
3V
VOH=0.9VDD
-4
-8
¾
mA
5V
-10
-20
¾
mA
RPH
Pull-high Resistance
3V
¾
20
60
100
k
W
5V
¾
10
30
50
k
W
VAD
A/D Input Voltage
¾
ADC input reference
voltage is VDD
0
¾
VDD
V
DNL
ADC Differential Non-Linear
¾¾
¾
¾
±2
LSB
INL
ADC Integral Non-Linear
¾¾
¾
±2.5
±4
LSB
RESOLU Resolution
¾¾
¾
¾
12
Bits
IADC
Additional Power Consumption if A/D
Converter is Used
3V
¾¾
0.5
1
mA
5V
¾¾
1.5
3
mA
A.C. Characteristics
Ta=25
°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Conditions
fSYS
System Clock
(Crystal OSC, RC OSC)
¾ 2.2V~5.5V
400
¾
4000
kHz
¾ 3.3V~5.5V
400
¾
8000
kHz
fTIMER
Timer I/P Frequency
¾ 2.2V~5.5V
0
¾
4000
kHz
¾ 3.3V~5.5V
0
¾
8000
kHz
tWDTOSC Watchdog Oscillator Period
3V
¾
45
90
180
ms
5V
¾
32
65
130
ms
tWDT1
Watchdog Time-out Period
(WDT RC OSC)
3V
Without WDT prescaler
11
23
46
ms
5V
8
17
33
ms
tWDT2
Watchdog Time-out Period
(System Clock/4)
¾ Without WDT prescaler
¾
1024
¾
tSYS
tRES
External Reset Low Pulse Width
¾¾
1
¾¾
ms
tSST
System Start-up Timer Period
¾ Wake-up from HALT
¾
1024
¾
tSYS
tINT
Interrupt Pulse Width
¾¾
1
¾¾
ms
tLVR
Low Voltage Reset Time
¾¾
0.25
1
2
ms
tAD
A/D Clock Period
¾¾
1
¾¾
ms
tADC
A/D Conversion Time
¾¾
¾
80
¾
tAD
tADCS
A/D Sampling Time
¾¾
¾
32
¾
tAD
HT45R38
Rev. 1.00
5
December 13, 2006



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com