công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRG4PC30FDPBF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRG4PC30FDPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE Fast CoPack 1GBT
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRG4PC30FDPBF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRG4PC30FDPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
IRG4PC30FDPbF
10
www.irf.com
Notes:
Repetitive rating: VGE=20V; pulse width limited by maximum junction temperature (figure 20)
‚VCC=80%(VCES), VGE=20V, L=10µH, RG = 23Ω (figure 19)
ƒPulse width ≤ 80µs; duty factor ≤ 0.1%.
„Pulse width 5.0µs, single shot.
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.
Data and specifications subject to change without notice. 07/04
TO-247AC Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
TO-247AC Part Marking Information
EXAMPLE:
ASSEMBLED ON WW 35, 2000
LOT CODE 5657
WITH ASSEMBLY
THIS IS AN IRFPE30
IN THE AS SEMBLY LINE "H"
035H
LOGO
INTERNATIONAL
RECTIFIER
IRFPE30
LOT CODE
ASSEMBLY
56
57
PART NUMBER
DATE CODE
YEAR 0 = 2000
WEEK 35
LINE H
Note: "P" in assembly line
position indicates "Lead-Free"



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com