| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT6012 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6012 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 13 page ![]() Block Diagram TE Trigger HT6010 DATA Trigger HT6012/HT6014 Note: The address/data pins are available in various combinations (refer to the address/data table). HT6010/HT6012/HT6014 Rev. 1.20 2 September 9, 2003 T E O s c i l l a t o r ¸ 3 D i v i d e r O S C 1 O S C 2 V D D V S S 1 2 T r a n s m i s s i o n G a t e C i r c u i t ¸ 1 2 C o u n t e r a n d 1 o f 1 2 D e c o d e r s T r i n a r y D e t e c t o r A 0 A 7 A D 8 A D 1 1 D O U T D a t a S e l e c t a n d B u f f e r S y n c . C i r c u i t A d d r e s s D a t a O s c i l l a t o r ¸ 3 D i v i d e r O S C 1 O S C 2 V D D V S S 1 2 T r a n s m i s s i o n G a t e C i r c u i t ¸ 1 2 C o u n t e r a n d 1 o f 1 2 D e c o d e r s T r i n a r y D e t e c t o r D O U T D a t a S e l e c t a n d B u f f e r S y n c . C i r c u i t L E D C i r c u i t L E D |