công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PPC440GX-3CF800C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Applied Micro Circuits Corporation

tên linh kiện PPC440GX-3CF800C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power PC 440GX Embedded Processor
PDF  93 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMCC [Applied Micro Circuits Corporation]
Trang chủ  http://www.amcc.com
Logo AMCC - Applied Micro Circuits Corporation

PPC440GX-3CF800C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Applied Micro Circuits Corporation

  PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 1Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 2Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 3Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 4Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 5Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 6Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 7Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 8Page - Applied Micro Circuits Corporation PPC440GX-3CF800C Datasheet HTML 9Page - Applied Micro Circuits Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 93 page
background image
440GX – Power PC 440GX Embedded Processor
4
AMCC
Revision 1.15 – August 30, 2007
Data Sheet
Ordering and PVR Information
For information on the availability of the following parts, contact your local AMCC sales office.
Order Part Numbers
Product
Name
Order Part Number
(See Notes and Key drawing)
Processor
Frequency
Package
Rev
Level
PVR Value
JTAG ID
PPC440GX
PPC440GX-3CC533S
533MHz
25mm, 552 CBGA
C
0x51B21892
0x32054049
PPC440GX
PPC440GX-3CC667S
667MHz
25mm, 552 CBGA
C
0x51B21892
0x32054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF400C
400MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF533C
533MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF533CZ
533MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF533E
533MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF667C
667MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF667CZ
667MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF800C
800MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3CF800CZ
800MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3FF533C
533MHz
25mm, 552 PBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3FF533E
533MHz
25mm, 552 PBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3FF667C
667MHz
25mm, 552 PBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3FF667E
667MHz
25mm, 552 PBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF400C
400MHz
25mm, 552 PBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF533C
533MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF533CZ
533MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF533E
533MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF667C
667MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF667CZ
667MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF800C
800MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049
PPC440GX
PPC440GX-3RF800CZ
800MHz
25mm, 552 CBGA
F
0x51B21894
0x52054049



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com