| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PPC405GPR-3JB333 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Applied Micro Circuits Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PPC405GPR-3JB333 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Applied Micro Circuits Corporation |
|
22 / 57 page ![]() 405GPr – Power PC 405GPr Embedded Processor 22 AMCC Revision 2.04 – September 7, 2007 Data Sheet PerCS0 PerCS1[GPIO10] PerCS2[GPIO11] PerCS3[GPIO12] PerCS4[GPIO13] PerCS5[GPIO14] PerCS6[GPIO15] PerCS7[GPIO16] B3 C4 C5 A4 B9 B10 A9 B11 External Slave Peripheral 32 PerData0 PerData1 PerData2 PerData3 PerData4 PerData5 PerData6 PerData7 PerData8 PerData9 PerData10 PerData11 PerData12 PerData13 PerData14 PerData15 PerData16 PerData17 PerData18 PerData19 PerData20 PerData21 PerData22 PerData23 PerData24 PerData25 PerData26 PerData27 PerData28 PerData29 PerData30 PerData31 U4 U3 U1 T4 R2 P4 R4 P2 R1 P1 N3 N1 M1 N2 M3 M4 N4 M2 L3 L4 K1 L2 K3 J1 K4 J3 J2 J4 H3 G1 H2 H4 External Slave Peripheral 32 PerErr B1 External Master Peripheral 34 PerOE C2 External Slave Peripheral 32 PerPar0 PerPar1 PerPar2 PerPar3 D3 G4 G3 E1 External Slave Peripheral 32 PerReady E3 External Slave Peripheral 32 PerR/W C1 External Slave Peripheral 32 PerWBE0 PerWBE1 PerWBE2 PerWBE3 D2 E2 F4 D1 External Slave Peripheral 32 [PerWE]PCIINT C23 External Slave Peripheral 32 PHYCol AA25 Ethernet 31 PHYCrS W23 Ethernet 31 PHYRxClk AF20 Ethernet 31 PHYMDIO[EMCMDIO] AD26 Ethernet 31 PHYRxD0 PHYRxD1 PHYRxD2 PHYRxD3 AE23 AF23 AC20 AD20 Ethernet 31 PHYRxDV V24 Ethernet 31 Signals Listed Alphabetically (Sheet 7 of 9) Signal Name Ball Interface Group Page |