| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PPC405GP-3FE133CZ bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Applied Micro Circuits Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PPC405GP-3FE133CZ bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Applied Micro Circuits Corporation |
|
22 / 59 page ![]() 405GP – Power PC 405GP Embedded Processor 22 AMCC Revision 2.03 – September 7, 2007 Data Sheet PCIAD0 PCIAD1 PCIAD2 PCIAD3 PCIAD4 PCIAD5 PCIAD6 PCIAD7 PCIAD8 PCIAD9 PCIAD10 PCIAD11 PCIAD12 PCIAD13 PCIAD14 PCIAD15 PCIAD16 PCIAD17 PCIAD18 PCIAD19 PCIAD20 PCIAD21 PCIAD22 PCIAD23 PCIAD24 PCIAD25 PCIAD26 PCIAD27 PCIAD28 PCIAD29 PCIAD30 PCIAD31 B17 B15 B16 B18 A19 C15 C17 C18 C20 D19 A22 B22 D20 H13 M15 D21 G22 H22 G23 L22 M21 J23 M22 K23 N22 M16 T23 P22 N21 U22 R22 V22 A17 B16 C17 A18 D17 C18 B18 A20 B21 A23 D21 B22 B23 C22 C26 F25 K26 L23 M25 M23 N25 M26 N26 P24 R24 R23 P23 R25 T24 U26 T25 V26 PCI Note: PCIAD31 is the most significant bit (msb) on this bus. 35 PCIC0[BE0] PCIC1[BE1] PCIC2[BE2] PCIC3[BE3] D16 C22 E23 P23 D19 F24 K24 R26 PCI 35 PCIClk D17 B20 PCI 35 PCIDevSel H20 H25 PCI 35 PCIFrame H21 J24 PCI 35 PCIGnt0[Req] PCIGnt1 PCIGnt2 PCIGnt3 PCIGnt4 PCIGnt5 W23 U23 B23 D23 K22 H23 U23 T23 F23 H26 N23 M24 PCI 35 PCIIDSel M23 P26 PCI 35 PCIINT[PerWE]G13 C23 PCI 35 PCIIRDY E22 J23 PCI 35 PCIParity E21 E26 PCI 35 PCIPErr D22 G25 PCI 35 PCIReq0[Gnt] PCIReq1 PCIReq2 PCIReq3 PCIReq4 PCIReq5 D15 B21 B20 G16 F20 G21 C19 C21 B19 A24 G23 J25 PCI 35 PCIReset K14 B24 PCI 35 PCISErr G20 G24 PCI 35 PCIStop C23 H23 PCI 35 PCITRDY F21 G26 PCI 35 Signals Listed Alphabetically (Part 6 of 10) Signal Name 413-Ball 456-Ball Interface Group Page |