| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KIT-SEN-ACT bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KIT-SEN-ACT bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - AG Electronica |
|
40 / 50 page ![]() Descripción: Modulo con sensor magnético, deberá construirse un circuito simple que contara con un LED que debe conectarse al PIN 13 del Arduino, cuando el sensor detecta un destello magnético el LED encenderá, si el sensor no detecta nada el LED permanecerá apagado. Especificaciones: Tipo: LED Modelo: YB-3120B4PnYG-PM Forma: LED de 5mm tipo DIP Colores: rosa, amarillo, verde (ultra brillante) Tipo de Lente: Niebla Blanca Voltaje :3.0 ~ 4 .5 V Código: / * Blink Turns on an LED on for two second, then off for two second, repeatedly. This example code is in the public domain. * / void setup () { / / Initialize the digital pin as an output. / / Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards: pinMode (13, OUTPUT); } void loop () { digitalWrite (13, HIGH); / / set the LED on delay (2000); / / wait for a second digitalWrite (13, LOW); / / set the LED off delay (2000); / / wait for a second } Arduino KY-034: Modulo Flash Automático de 7 colores |