công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AR447PCS24 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Power Semiconductors

tên linh kiện AR447PCS24
Giải thích chi tiết về linh kiện  RECTIFIER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POSEICO [Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors

AR447PCS24 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Power Semiconductors

  AR447PCS24 Datasheet HTML 1Page - Power Semiconductors AR447PCS24 Datasheet HTML 2Page - Power Semiconductors AR447PCS24 Datasheet HTML 3Page - Power Semiconductors AR447PCS24 Datasheet HTML 4Page - Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
AR447PC RECTIFIER DIODE
TARGET SPECIFICATION lug 02 - ISSUE : 2
Distributed by
FORWARD CHARACTERISTIC
Tj = 175 °C
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7
Forward Voltage [V]
TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
DOUBLE SIDE COOLED
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0.001
0.01
0.1
1
10
100
t[s]
SURGE CHARACTERISTIC
Tj = 175 °C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
10
100
n° cycles
All the characteristics given in this data sheet are guaranteed only with uniform
clamping force, cleaned and lubricated heatsink, surfaces with flatness < .03 mm
and roughness < 2 µm.
In the interest of product improvement POSEICO SPA reserves the right to change
any data given in this data sheet at any time without previous notice.
If not stated otherwise the maximum value of ratings (simbols over shaded
background) and characteristics is reported.
PLASTIC CASE DEVICE
POSEICO SPA
POwer SEmiconductors Italian COrporation
POSEICO



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com