công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OKY2011 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AG Electronica

tên linh kiện OKY2011
Giải thích chi tiết về linh kiện  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO MICRO 5V 16MHz
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

OKY2011 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AG Electronica

  OKY2011 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica OKY2011 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica OKY2011 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica OKY2011 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica OKY2011 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica OKY2011 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Hardware Overview
1)
Microcontrolador ATmega32u4
El ATMega32U4 es un microcontrolador ATMEL de 8 bits con un bajo consumo. Posee 32KB de
Flash, 2.5KB SRAM y 1KB de EEPROM.
2) Boton Reset
Reinicia cualquier código que este cargado en el Arduino. Al reiniciar el Arduino no borra el código.
3) Puerto Micro USB
Tiene
incorporada
la
comunicación
USB
permitiéndole
prescindir
de
procesadores
secundarios. Por ello cuando se conecta es detectado y reconocido por la computadora como algún
tipo de hardware. La alimentación puede realizarse por medio del puerto USB.
4) Puerto ICSP
Pines de programación ICSP, son usados para programar microcontroladores en protoboard o sobre
circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. MOSI (Master-out, slave-in) para la
comunicación del maestro al esclavo. MISO (Master-in, slave-out) para comunicación del esclavo al
maestro.SCK (Clock) señal de reloj enviada por el maestro.
5)
Pines de PWM
6) Pines de entradas analógicas
El área de pines con las etiquetas A0 a A5 son entradas analógicas. Estos pines pueden leer la señal
de un sensor analógico (como un sensor de temperatura) y convertirlo en un valor digital que
podemos leer. Cada una de las entradas proporciona 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores
diferentes).
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
PWM (modulación por ancho de pulso) es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar
información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Este tipo de señales
es muy utilizada en circuitos digitales que necesitan emular una señal analógica, en las cuales se les
cambia el ancho relativo respecto al período de la misma, el resultado de este cambio es llamado
ciclo de trabajo y sus unidades están representadas en términos de porcentaje.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com