| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FIO-01 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FIO-01 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AG Electronica |
|
3 / 7 page ![]() 9) ICPS para ATmega328P. Pines de programación ICSP, son usados para programar microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. 10) Boton Reset. Reinicia cualquier código que este cargado en el Arduino. 11) Pines de entradas analógicas. El área de pines con las etiquetas A0 a A7 son entradas analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico (como un sensor de temperatura) y convertirlo en un valor digital que podemos leer. Cada una de las entradas proporciona 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). 12) Pines de comunicación. Son pines que se utilizan para la comunicación y cargar el sketch de Arduino, como ejemplo de comunicación es el puerto serial RX / TX del transmisor-receptor de TTL. 13) Switch de alimentación. Interruptor de encendido y apagado de la placa. Características. El ATmega328P viene con el cargador de arranque Arduino pre-cargado. Si desea actualizar o reemplazar el cargador de arranque, hay pin-outs de ICSP (programación en serie en circuito) que se pueden usar en combinación con un encabezado (se vende por separado) para el ATmega328P. La parte inferior de la placa viene con cabezales pre-montados para conectar a un módulo XBee para aplicaciones inalámbricas. Para permitir la portabilidad, la placa puede ser alimentada por una batería de polímero de litio. La placa incluye circuitos para permitir que la batería se cargue a través de una conexión mini-USB alimentada. Un polyfuse reiniciable en la ruta USB se disparará cuando la corriente exceda los 500 mA, evitando daños en la placa. http://www.agelectronica.com http://www.agelectronica.com |