| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ASX00007 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AG Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ASX00007 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AG Electronica |
|
7 / 16 page ![]() http://www.agelectronica.com http://www.agelectronica.com A continuación, veremos algunos productos (Shields) compatibles con la tarjeta de desarrollo Arduino ABX00012. Con estos Shields/escudos podrás incrementar las capacidades y funcionalidades iniciales de la tarjeta de desarrollo, permitiéndote crear proyectos más complejos o bien con otras conectividades con las que inicialmente no se contaban, dándole solución a cualquier problema en el ámbito electrónico que se te presente. COMUNICACIONES CAN NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN IMAGEN ASX00005 Shield/escudo permite la interacción entre su Arduino MKR Board y el ecosistema CAN, que es ideal para sistemas industriales como sensores, motores,pantallas, etc; o bien aplicaciones automotrices. Ethernet NUMERO DE PARTE DESCRIPCION IMAGEN ASX00006 Shield/Escudo permite tener una conexión Ethernet entre su tarjeta MKR y su red, teniendo la posibilidad de conectarnos a internet. Esto es particularmente útil para dispositivos ubicados donde el ruido electromagnético es un problema o existen requisitos de seguridad especiales. LED NUMERO DE PARTE DESCRIPCION IMAGEN ASX00010 Shield/Escudo que contiene una matriz de 84 leds APA102 RGB organizados en 12 columnas y 7 líneas. Cada LED tiene un tamaño de 2x2 mm y el tamaño total de la matriz es de 36 x 21 mm. Cada LED se puede iluminar con un color seleccionado de una paleta de 16 millones de colores . |