công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD54HC4017 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD54HC4017
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed CMOS Logic Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD54HC4017 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CD54HC4017 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD54HC4017 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
4
Prerequisite for Switching Specifications
PARAMETER
SYMBOL
TEST
CONDITIONS
VCC
(V)
25oC
-40oC TO 85oC
-55oC TO 125oC
UNITS
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
Maximum Clock
Frequency
fMAX
-
2
6-
-5-4-
MHz
4.5
30
-
-
35
-
20
-
MHz
6
35
-
-
49
-
23
-
MHz
CP Pulse Width
tW
-
2
80
-
-
100
-
120
-
ns
4.5
16
-
-
20
-
24
-
ns
6
14-
-17-20
-
ns
MR Pulse Width
tW
-
2
80
-
-
100
-
120
-
ns
4.5
16
-
-
20
-
24
-
ns
6
14-
-17-20
-
ns
Set-up Time,
CE to CP
tSU
-
2
75
-
-
95
-
110
-
ns
4.5
15
-
-
19
-
22
-
ns
6
13-
-16-19
-
ns
Hold Time,
CE to CP
tH
-
2
0-
-0-0-
ns
4.5
0-
-0-0-
ns
6
0
-
-
0-0-
ns
MR Removal Time
tREM
-
2
5-
-5-5-
ns
4.5
5-
-5-5-
ns
6
5
-
-
5-5-
ns
Switching Specifications Input tr, tf = 6ns
PARAMETER
SYMBOL
TEST
CONDITIONS
VCC
(V)
25oC
-40oC TO
85oC
-55oC TO 125oC
UNITS
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
Propagation Delay
tPLH,
tPHL
CL = 50pF
2
-
-
230
-
290
-
345
ns
CP to any Dec. Out
CL = 50pF
4.5
-
-
46
-
58
-
69
ns
CL = 15pF
5
-
19
-
-
-
-
-
ns
CL = 50pF
6
-
-
39
-
49
-
59
ns
CP to TC
tPLH,
tPHL
CL = 50pF
2
-
-
230
-
290
-
345
ns
CL = 50pF
4.5
-
-
46
-
58
-
69
ns
CL = 15pF
5
-
19
-
-
-
-
-
ns
CL = 50pF
6
-
-
39
-
49
-
59
ns
CE to any Dec. Out
tPLH,
tPHL
CL = 50pF
2
-
-
250
-
315
-
375
ns
CL = 50pF
4.5
-
-
50
-
63
-
75
ns
CL = 15pF
5
-
21
-
-
-
-
-
ns
CL = 50pF
6
-
-
43
-
54
-
64
ns
CE to TC
tPLH,
tPHL
CL = 50pF
2
-
-
250
-
315
-
375
ns
CL = 50pF
4.5
-
-
50
-
63
-
75
ns
CL = 15pF
5
-
21
-
-
-
-
-
ns
CL = 50pF
6
-
-
43
-
54
-
64
ns
CD54HC4017, CD74HC4017



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com