công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LFXXC bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LFXXC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop voltage regulators with inhibit
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LFXXC bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button LFXXC Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics LFXXC Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 45 page
background image
Package mechanical data
LFxxAB - LFxxC
38/45
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L93.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 mechanical data
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45