công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LQ821 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Polyfet RF Devices

tên linh kiện LQ821
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON GATE ENHANCEMENT MODE RF POWER LDMOS TRANSISTOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POLYFET [Polyfet RF Devices]
Trang chủ  http://www.polyfet.com
Logo POLYFET - Polyfet RF Devices

LQ821 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Polyfet RF Devices

  LQ821 Datasheet HTML 1Page - Polyfet RF Devices LQ821 Datasheet HTML 2Page - Polyfet RF Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
L2C 1 DIE ID, GM vs VG
0.1
1
10
100
0
2
4
6
8
10
12
14
Vgs in Volts
ID
GM
L2C1DIE CAPACITANCE
1
10
100
0
2
4
6
8
10
12
14
VDS IN VOLTS
Coss
Ciss
Crss
LQ821 POUT VS PIN F=500MHZ, VDS=12.5V,Idq=.4A
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
0
0.5
1
1.5
2
2.5
PIN IN WATTS
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
POUT
GAIN
Efficiency=55%
POLYFET RF DEVICES
POUT VS PIN GRAPH
CAPACITANCE VS VOLTAGE
ID & GM VS VGS
IV CURVE
Zin Zout
PACKAGE DIMENSIONS IN INCHES
LQ821
L2C 1 DIE IV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
VDSINVOLTS
vg=2v
Vg=4v
Vg=6v
vg=8v
vg=10v
vg=12v
1110 Avenida Acaso, Camarillo, Ca 93012 Tel:(805) 484-4210 FAX: (805) 484-3393 EMAIL:Sales@polyfet.com URL:www.polyfet.com
REVISION 04/27/2001
Tolerance .XX +/-0.01
.XXX +/-.005 inches



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com