công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMMC-6425 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện AMMC-6425
Giải thích chi tiết về linh kiện  18 - 28 GHz Power Amplifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

AMMC-6425 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  AMMC-6425 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMMC-6425 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMMC-6425 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMMC-6425 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMMC-6425 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMMC-6425 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMMC-6425 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image

Gain at 23 GHz
P-1dB at 18 GHz
P-1dB at 28 GHz
TypicaldistributionofSmallSignalGainandOutputPower@P-1dB.Basedon1500partsampledoverseveralpro-
ductionlots.
AMMC-6425 RF Specifications [3, 4, 5] (TA= 25°C, Vd=5V, Id(Q)=900 mA, Zo=50 Ω)
AMMC-6425 DC Specifications/Physical Properties [1]
Notes:
1. AmbientoperationaltemperatureTA=25°Cunlessotherwisenoted.
2. Channel-to-backsideThermalResistance(θch-b)=10°C/WatTchannel(Tc)=107°Casmeasuredusinginfraredmicroscopy.ThermalResistance
atbacksidetemperature(Tb)=25°Ccalculatedfrommeasureddata.
Notes:
3. Small/Large-signaldatameasuredinwaferformTA=25°C.
4. 100%on-waferRFtestisdoneatfrequency=18,23,and28GHz.Statisticsbasedon1500partsample
5. Specificationsarederivedfrommeasurementsina50Ωtestenvironment.Aspectsoftheamplifierperformancemaybeimprovedovera
morenarrowbandwidthbyapplicationofadditionalconjugate,linearity,orpowermatching.
Symbol
Parameters and Test Conditions
Units
Min.
Typ.
Max.
Id
DrainSupplyCurrent
(underanyRFpowerdriveandtemperature)
(Vd=5.0V,VgsetforIdTypical)
mA
900
1000
Vg
GateSupplyOperatingVoltage
(Id(Q)=900(mA))
V
-0.85
-0.7
-0.55
qch-b
ThermalResistance[2]
(Backsidetemperature,Tb=25°C)
°C/W
8.9
Symbol
Parameters and Test Conditions
Units
Minimum
Typical
Maximum
Sigma
Gain
Small-signalGain[4]
dB
16.5
18.5
0.5
P-1dB
OutputPowerat1dBGainCompression
dBm
27.5
28.5
0.25
P-3dB
OutputPowerat3dBGainCompression
dBm
30
0.20
OIP3
ThirdOrderInterceptPoint;
Df=100MHz;Pin=-20dBm
dBm
38
0.72
RLin
InputReturnLoss[4]
dB
-15
0.79
RLout
OutputReturnLoss[4]
dB
-14
0.54
Isolation
Min.ReverseIsolation
dB
-45
1.20
LSL
1. 1 1. 18 18. 19 19. 0 0. 1
LSL
8
9
LSL
8
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com