| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT1380 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - SYC Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1380 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - SYC Electronica |
|
11 / 13 page ![]() 8-pin SOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 149 ¾ 157 C14 ¾ 20 C ¢ 189 ¾ 197 D53 ¾ 69 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° Rev. 1.10 11 July 18, 2008 D F C ' G H = E 8 1 A B C 4 5 |