công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTS645SL83 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ITT Industries

tên linh kiện PTS645SL83
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 mm Tact Switches
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

PTS645SL83 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ITT Industries

  PTS645SL83 Datasheet HTML 1Page - ITT Industries PTS645SL83 Datasheet HTML 2Page - ITT Industries PTS645SL83 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Dimensions are shown: mm (inch)
Dimensions subject to change
www.ittcannon.com
B-59
B
ACTUATION FORCE
OPTION
CODE
FORCE
L
130 grams
M
160 grams
H
200 grams
K
260 grams
OPTION
HEIGHT “H” or
SCHEMATIC
CODE
LENGTH “L”
TERMINATION
Without EMC pin
With EMC pin
43
4,3 (.169)
Thru-hole
50
5,0 (.197)
Thru-hole
70
7,0 (.275)
Thru-hole
95
9,5 (.374)
Thru-hole
31
3,15 (.124)
Vertical
39
3,85 (.151)
Vertical
58
5,85 (.230)
Vertical
83
8,35 (.329)
Vertical
15
15,85 (.624)
Vertical
ACTUATOR HEIGHT
13
1
34
2
1
34
2
PTS645 Series
6 mm Tact Switches
43
50
70
95
31
15
39
58
83
ø3,5
(.138)
"H"
ø3,5
(.138)
ø3,3
(.130)
"H"
ø3,5
(.138)
ø3,0
(.118)
"H"
"L"
ø3,3
(.130)
ø3,5
(.138)
"L"
ø3,3
(.130)
ø3,5
(.138)
ø3,0
(.118)
ø3,5
(.138)
"L"
ø3,0
(.118)
ø3,5
(.138)
"L"
ø3,5
(.138)
"H"
"L"
85
ø3,5
(.138)
ø3,3
(.130)
"H"



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com