công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI74ALVCH32245 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI74ALVCH32245
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V,32-Bit Bidirectional Transceiver with 3-State Outputs
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI74ALVCH32245 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74ALVCH32245 Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2
PS8437
08/24/01
PI74ALVCH32245
3.3V, 32-Bit Bidirectional Tranceiver
with 3-State Outputs
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
62
A
14
A
16
A
18
A
12
A
24
A
26
A
27
A
22
A
34
A
36
A
38
A
32
A
44
A
46
A
47
A
4
51
A
13
A
15
A
17
A
11
A
23
A
25
A
28
A
21
A
33
A
35
A
37
A
31
A
43
A
45
A
48
A
4
4E
O
1D
N
GV C
C
D
N
GD
N
GV C
C
D
N
GE
O
2E
O
3D
N
GV C
C
D
N
GD
N
GV C
C
D
N
GE
O
4
3R
I
D
1D
N
GV C
C
D
N
GD
N
GV C
C
D
N
GR
I
D
2R
I
D
3D
N
GV C
C
D
N
GD
N
GV C
C
D
N
GR
I
D
4
21
B
13
B
15
B
17
B
11
B
23
B
25
B
28
B
21
B
33
B
35
B
37
B
31
B
43
B
45
B
48
B
4
12
B
14
B
16
B
18
B
12
B
24
B
26
B
27
B
22
B
34
B
36
B
38
B
32
B
44
B
46
B
47
B
4
A
B
CDE
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
T
Pin Name
Description
xOE
3-State Output Enable Inputs (Active LOW)
xDIR
Direction Control Input
xAx
Side A Inputs or 3-State Inputs
xBx
Side B Outputs or 3-State Outputs
GND
Ground
VCC
Power
Product Pin Description
Truth Table(1)
Notes:
1. H = High Voltage Level
L = Low Voltage Level
X = Don’t Care
Z = High Impedance
s
t
u
p
n
I
)
1
(
s
t
u
p
t
u
O
)
1
(
E
O
xR
I
D
x
LL
A
s
u
B
o
t
a
t
a
D
B
s
u
B
LH
B
s
u
B
o
t
a
t
a
D
A
s
u
B
HX
Z
NB Package (Top View)
A B C D E F G H J K L M N P R T
6
5
4
3
2
1
TerminalAssignments



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com