công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD123AS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AUK corp

tên linh kiện STD123AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STD123AS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AUK corp

  STD123AS Datasheet HTML 1Page - AUK corp STD123AS Datasheet HTML 2Page - AUK corp STD123AS Datasheet HTML 3Page - AUK corp STD123AS Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
KSD-T5C016-000
2
STD123AS
Absolute maximum ratings
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Ratings
Unit
Collector-Base voltage
VCBO
10
V
Collector-Emitter voltage
VCEO
6
V
Emitter-Base voltage
VEBO
3
V
Collector current
IC
1
A
Collector power dissipation
PC*
350
mW
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
-55~150
°C
* : Package mounted on 99.5% alumina 10
×8×0.1mm
Electrical Characteristics
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-Base breakdown voltage
BVCBO
IC=50μA, IE=0
10
-
-
V
Collector-Emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=1mA, IB=0
6
-
-
V
Emitter-Base breakdown voltage
BVEBO
IE=50μA, IC=0
3
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=10V, IE=0
-
-
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=3V, IC=0
-
-
0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=1V, IC=100mA
400
-
-
-
Collector-Emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=500mA, IB=50mA
-
0.1
0.3
V
Transition frequency
fT
VCE=5V, IC=50mA
-
260
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
-
5
-
pF
On resistance
RON
f=1KHz, IB=1mA, VIN=0.3V
-
0.6
-
Ω
※
Recommend PCB solder land
[Unit: mm]



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com