công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PUSH-2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AG Electronica

tên linh kiện PUSH-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  PUSH MINI SMD 2MM 4 PINES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

PUSH-2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AG Electronica

  PUSH-2 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica PUSH-2 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Aplicaciones
El push button se puede utilizar para la creación de circuitos electrónicos que requieran un
interruptor para controlar el flujo de corriente y alimentar diferentes partes del circuito o elegir
diferentes configuraciones de forma temporal, ya que al dejar de presionar el push button, se
cierra el circuito.
DIMEMSIONES Unidad:mm Tolerancia:±0.5
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
ACOTACIÓN:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com/
PUSH MINI SMD 2MM 4 PINES
No. Parte: PUSH-2/SMT
Fecha:
09/04/2019
REALIZO: DCR
REV: DMSP
ESCALA:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com