công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G473MB bảng dữ liệu(PDF) 217 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G473MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473MB bảng dữ liệu(HTML) 217 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473MB Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 216Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 217Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 217 / 229 page
background image
DS12712 Rev 5
217/229
STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE
Package information
224
Figure 70. LQFP128 - Footprint example
1. Dimensions are expressed in millimeters.
1
32
64
33
65
96
97
128
0.25
0.40
TC_LQFP128_FP_V2
16.70
14.30
12.40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More