công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G473MB bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G473MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473MB bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473MB Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32G473MB Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 229 page
background image
Pinouts and pin description
STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE
62/229
DS12712 Rev 5
H3
22
22
30
39
J8
47
L10
62
PB10
I/O
TT_a
-
TIM2_CH3,
USART3_TX,
LPUART1_RX,
QUADSPI1_CLK,
TIM1_BKIN,
SAI1_SCK_A,
EVENTOUT
COMP5_INM,
OPAMP3_VINM,
OPAMP4_VINM
J2
-
23
31
40
E6
48
K10
63
VSS
S
-
-
-
-
J1
23
24
32
41
F7
49
K11
64
VDD
S
-
-
-
-
H2
24
25
33
42
H8
50
L11
65
PB11
I/O
TT_a
-
TIM2_CH4,
USART3_RX,
LPUART1_TX,
QUADSPI1_BK1_NCS
, EVENTOUT
ADC12_IN14,
COMP6_INP,
OPAMP4_VINP,
OPAMP6_VOUT
G3
25
26
34
43
K8
51
J9
66
PB12
I/O
TT_a
-
TIM5_ETR,
I2C2_SMBA,
SPI2_NSS/I2S2_WS,
TIM1_BKIN,
USART3_CK,
LPUART1_RTS_DE,
FDCAN2_RX,
EVENTOUT
ADC4_IN3/
ADC1_IN11,
COMP7_INM,
OPAMP4_VOUT,
OPAMP6_VINP
H1
26
27
35
44
J9
52
J11
67
PB13
I/O
TT_a
-
SPI2_SCK/I2S2_CK,
TIM1_CH1N,
USART3_CTS,
LPUART1_CTS,
FDCAN2_TX,
EVENTOUT
ADC3_IN5,
COMP5_INP,
OPAMP3_VINP,
OPAMP4_VINP,
OPAMP6_VINP
G2
27
28
36
45
H9
53
J10
68
PB14
I/O
TT_a
-
TIM15_CH1,
SPI2_MISO,
TIM1_CH2N,
USART3_RTS_DE,
COMP4_OUT,
EVENTOUT
ADC4_IN4/
ADC1_IN5,
COMP7_INP,
OPAMP2_VINP,
OPAMP5_VINP
E4
28
29
37
46
K9
54
H8
69
PB15
I/O
TT_a
-
RTC_REFIN,
TIM15_CH2,
TIM15_CH1N,
COMP3_OUT,
TIM1_CH3N,
SPI2_MOSI/I2S2_SD,
EVENTOUT
ADC4_IN5/
ADC2_IN15,
COMP6_INM,
OPAMP5_VINM
G1
-
-
-
47 K10
55
H9
70
PD8
I/O
TT_a
-
USART3_TX,
FMC_D13,
EVENTOUT
ADC4_IN12/
ADC5_IN12,
OPAMP4_VINM
F3
-
-
-
48
G8
56
H10
71
PD9
I/O
TT_a
-
USART3_RX,
FMC_D14,
EVENTOUT
ADC4_IN13/
ADC5_IN13,
OPAMP6_VINP
Table 12. STM32G473xB/xC/xE pin definition (continued)
Pin Number
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More