công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G473CB bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G473CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473CB bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473CB Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 229 page
background image
Pinouts and pin description
STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE
64/229
DS12712 Rev 5
-
-
-
-
-
-
-E11
85
PG3
I/O
FT_f
-
TIM20_BKIN,
I2C4_SCL,
SPI1_MISO,
TIM20_CH4N,
FMC_A13,
EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
-
-E10
86
PG4
I/O
FT_f
-
TIM20_BKIN2,
I2C4_SDA,
SPI1_MOSI,
FMC_A14,
EVENTOUT
-
C5
-
-
40
54
E8
67
E9
87
PC8
I/O
FT_f
-
TIM3_CH3,
TIM8_CH3,
TIM20_CH3,
COMP7_OUT,
I2C3_SCL,
EVENTOUT
-
D2
-
-
41
55
E9
68
E8
88
PC9
I/O
FT_f
-
TIM3_CH4,
TIM8_CH4, I2SCKIN,
TIM8_BKIN2,
I2C3_SDA,
EVENTOUT
-
D1
30
30
42
56 E10
69
E7
89
PA8
I/O
FT_a
-
MCO, I2C3_SCL,
I2C2_SDA,
I2S2_MCK,
TIM1_CH1,
USART1_CK,
COMP7_OUT,
TIM4_ETR,
FDCAN3_RX,
SAI1_CK2,
SAI1_SCK_A,
EVENTOUT
ADC5_IN1,
OPAMP5_VOUT
D4
31
31
43
57 D10
70
D8
90
PA9
I/O FT_fda
-
I2C3_SMBA,
I2C2_SCL, I2S3_MCK,
TIM1_CH2,
USART1_TX,
OMP5_OUT,
TIM15_BKIN,
TIM2_CH3,
SAI1_FS_A,
EVENTOUT
ADC5_IN2,
UCPD1_DBCC1
Table 12. STM32G473xB/xC/xE pin definition (continued)
Pin Number
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com