công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB95F136JBSPFV bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB95F136JBSPFV
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontrollers
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB95F136JBSPFV bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 35Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 36Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 37Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 38Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 39Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 40Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 41Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 42Page - fujitsu semiconductor MB95F136JBSPFV Datasheet HTML 43Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 64 page
background image
MB95130MB Series
39
• Operating voltage - Operating frequency (When TA = − 40 °C to + 85 °C)
• MB95F133MBS/F133NBS/F133JBS/F134MBS/F134NBS/F134JBS/F136MBS/F136NBS/F136JBS/
MB95F133MBW/F133NBW/F133JBW/F134MBW/F134NBW/F134JBW/F136MBW/F136NBW/
MB95F136JBW
• Operating voltage - Operating frequency (When TA = + 5 °C to + 35 °C)
• MB95FV100D-103
16.25 MHz
0.5 MHz
2.42
3 MHz
5.5
131.072 kHz
16.384 kHz
2.42
32 kHz
5.5
10 MHz
3.5
Source clock frequency (FSPL)
Sub PLL, sub clock mode and
watch mode operation guarantee range
PLL operation guarantee range
Source clock frequency (FSP)
PLL operation guarantee range
Main clock operation guarantee range
Main clock mode and main PLL mode
operation guarantee range
2.7
5.5
131.072 kHz
16.384 kHz
2.7
32 kHz
5.5
16.25 MHz
0.5 MHz 3 MHz
10 MHz
3.5
Source clock frequency (FSPL)
Sub PLL, sub clock mode and
watch mode operation guarantee range
PLL operation guarantee range
Source clock frequency (FSP)
PLL operation guarantee range
Main clock operation guarantee range
Main clock mode and main PLL mode
operation guarantee range



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com