| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DCS-7304-SFAN-R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Arista Networks, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DCS-7304-SFAN-R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Arista Networks, Inc |
|
6 / 66 page ![]() 6-825, CSA E60825-1, and Code of Federal Regulations 21 CFR 1040 is not exceeded after the laser transceiver have been installed. Do not install laser products whose class rating is greater than 1. Refer to all safety instructions that accompanied the transceiver prior to installation. Only Class 1 laser devices certified for use in the country of installation by the cognizant agency are to be utilized in this product. Produit Laser de classe 1: Ce produit a des dispositions pour installer des émetteurs- récepteurs de laser de classe 1 qui offre de couplage au réseau de communication optique.Une fois un produit laser de classe 1 est installé, l'équipement est un produit Laser de classe 1 (Appareil à Laser de Classe 1).Le client est responsable pour sélectionner et installer l'émetteur/récepteur de laser de classe 1 et pour assurer que la classe 1 AEL (limite d'émission admissible) par EN/IEC 60825, CSA E60825-1, et Code des règlements fédéraux 21 CFR 1040 ne soit pas dépassée après avoir installé l'émetteur/récepteur de laser. Ne pas installer des appareils à laser dont la cote de classe est supérieure à 1.Voir toutes les consignes de sécurité qui ont accompagné l'émetteur-récepteur avant l'installation. Seuls appareils laser de classe 1 certifiés pour une utilisation dans le pays d’installation par l’organisme compétent doivent être utilisées dans ce produit. Important: Ultimate disposal of this product must be handled in accordance with all national laws and regulations. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. The fabric module requires special handling when removing, inserting, or handling the component. Fabric and Fan-only Module Description provides instructions for handing fabric modules. 1.4 Safety Information Refer to the Arista Networks document Safety Information and Translated Safety Warnings available at: https://www.arista.com/en/support/product-documentation. 1.5 Obtaining Technical Assistance Any customer, partner, reseller or distributor holding a valid Arista Service Contract can obtain technical support in any of the following ways: • Email: http://support@arista.com. This is the easiest way to create a new service request. Include a detailed description of the problem and the output of “show tech-support”. • Web: https://www.arista.com/en/support. A support case may be created through the support portal on our website. You may also download the most current software and documentation, as well as view FAQs, Knowledge Base articles, Security Advisories, and Field Notices. • Phone: +1 866-476-0000 or +1 408-547-5502. Note: No user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. 2 |