| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
131.015040 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
131.015040 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - France Joint |
|
2 / 2 page ![]() L1 L3 L2 C | DIMENSIONS Part number Shaft diameter Ød1 h9 Outside diameter ØD Width L1 Width L3 Bore diameter Øda max Bore diameter Ødb Bore diameter Ødc 131.015040 15.00 32.00 4.00 3.00 21.00 29.00 34.00 131.017040 17.00 34.00 4.00 3.00 23.00 31.00 36.00 131.020040 20.00 37.00 4.00 3.00 26.00 34.00 39.00 131.025040 25.00 42.00 4.00 3.00 31.00 39.00 44.00 131.028040 28.00 45.00 4.00 3.00 33.00 42.00 47.00 131.029040 29.00 39.00 4.00 3.00 34.00 43.00 48.00 131.030045 30.00 48.00 4.50 3.00 37.00 45.00 50.00 131.035045 35.00 53.00 4.50 3.00 42.00 50.00 55.00 131.040045 40.00 58.00 4.50 3.00 47.00 55.00 60.00 131.045045 45.00 63.00 4.50 3.00 52.00 60.00 65.00 131.050055 50.00 72.00 5.50 3.00 58.00 68.50 74.00 131.055055 55.00 77.00 5.50 3.00 63.00 73.50 79.00 131.060055 60.00 82.00 5.50 3.00 68.00 78.50 84.00 131.065055 65.00 87.00 5.50 3.00 73.00 83.50 89.00 131.070055 70.00 92.00 5.50 3.00 78.00 88.50 94.00 131.075055 75.00 97.00 5.50 3.00 83.00 93.50 99.00 131.080055 80.00 102.00 5.50 3.00 88.00 98.50 104.00 131.085055 85.00 107.00 5.50 3.00 93.00 103.50 109.00 131.090055 90.00 112.00 5.50 3.00 98.00 108.50 114.00 131.095055 95.00 117.00 5.50 3.00 103.00 113.50 119.00 131.100055 100.00 122.00 5.50 3.00 108.00 118.50 124.00 ROTARY SEALS | GAMMA SEALS | BECA 131 FRANCE JOINT SAS Zone Artisanale Le Mortier - B.P. 50009 - Cugand - 85613 Montaigu Cedex - France Ph. +33 (0)2 51 42 13 76 - Fax +33 (0)2 51 43 61 14 - Email: contact@francejoint.fr - Website: www.francejoint.com |