| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FT245BQ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Future Technology Devices International Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FT245BQ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Future Technology Devices International Ltd. |
|
7 / 24 page ![]() DS245BL Version 1.7 © Future Technology Devices Intl. Ltd. 2005 Page 7 of 24 FT245BL USB FIFO ( USB - Parallel ) I.C. 4.0 Device Pin-Out Figure 1 Pin-Out (Lead free LQFP-32 Package ) Figure 2 Pin-Out (Schematic Symbol ) EESK EEDATA VCC RESET# RSTO# 3V3OUT USBDP USBDM GND D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 1 8 9 16 17 24 25 32 FT245BL XXYY FTDI 25 24 23 22 21 20 19 18 15 16 14 12 11 10 6 8 7 5 27 28 4 32 1 31 2 3V3OUT USBDP USBDM RSTOUT# XTIN XTOUT RESET# EECS EESK EEDATA TEST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 RD# SI / WU RXF# WR TXE# PWREN# G N D G N D A G N D A V V C V C C V C C V C C I O |