công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMUX1574DYYR bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMUX1574DYYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMUX1574 Low-Capacitance, 2:1 (SPDT) 4-Channel, Powered-Off Protected Switch with 1.8 V Logic
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMUX1574DYYR bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Texas Instruments

Back Button TMUX1574DYYR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 44 page
background image
NOTES: (continued)
6.
Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7.
Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
EXAMPLE BOARD LAYOUT
4224642/D 07/2024
www.ti.com
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height
DYY0016A
PLASTIC SMALL OUTLINE
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X
16X (0.3)
16X (1.05)
(3)
14X (0.5)
(R0.05) TYP
1
8
9
16
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
NON- SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com