công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC0804 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - SYC Electronica

tên linh kiện ADC0804
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit μP Compatible A/D Converters
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

ADC0804 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - SYC Electronica

Back Button ADC0804 Datasheet HTML 22Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 23Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 24Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 25Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 26Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 27Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 28Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 29Page - SYC Electronica ADC0804 Datasheet HTML 30Page - SYC Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 41 page
background image
Functional Description (Continued)
DS005671-20
Note 16: *Pin numbers for the DP8228 system controller, others are INS8080A.
Note 17: Pin 23 of the INS8228 must be tied to +12V througha1k
Ω resistor to generate the RST 7
instruction when an interrupt is acknowledged as required by the accompanying sample program.
FIGURE 12. ADC0801_INS8080A CPU Interface
www.national.com
26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41