công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

016.02071 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - France Joint

tên linh kiện 016.02071
Giải thích chi tiết về linh kiện  STATIC SEALS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRANCEJOINT [France Joint]
Trang chủ  https://www.francejoint.com/en/
Logo FRANCEJOINT - France Joint

016.02071 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - France Joint

  016.02071 Datasheet HTML 1Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 2Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 3Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 4Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 5Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 6Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 7Page - France Joint 016.02071 Datasheet HTML 8Page - France Joint  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.francejoint.com
Part number
Housing dimensions
Seal dimensions
Outside diameter
ØD1 H11
Axial section
S 0/+0.20
Width
L1 -0.05/0
Radius
R1 max
Inside diameter
Ød
Seal height
H1
Seal thickness
Ep
016.00936
9.53
3.60
2.30
0.40
4.42
2.51
2.51
016.01036
10.31
3.60
2.30
0.40
5.23
2.51
2.51
016.01136
11.10
3.60
2.30
0.40
6.02
2.51
2.51
016.01236
12.70
3.60
2.30
0.40
7.59
2.51
2.51
016.01436
14.27
3.60
2.30
0.40
9.19
2.51
2.51
016.01536
15.88
3.60
2.30
0.40
10.77
2.51
2.51
016.01736
17.45
3.60
2.30
0.40
12.37
2.51
2.51
016.01936
19.05
3.60
2.30
0.40
13.94
2.51
2.51
016.02036
20.62
3.60
2.30
0.40
15.54
2.51
2.51
016.02236
22.23
3.60
2.30
0.40
17.12
2.51
2.51
016.02336
23.80
3.60
2.30
0.40
18.72
2.51
2.51
016.02536
25.40
3.60
2.30
0.40
20.29
2.51
2.51
016.02636
26.97
3.60
2.30
0.40
21.89
2.51
2.51
016.02836
28.58
3.60
2.30
0.40
23.47
2.51
2.51
016.03036
30.15
3.60
2.30
0.40
25.07
2.51
2.51
016.03136
31.75
3.60
2.30
0.40
26.64
2.51
2.51
016.03336
33.32
3.60
2.30
0.40
28.24
2.51
2.51
016.03436
34.93
3.60
2.30
0.40
29.82
2.51
2.51
016.03636
36.50
3.60
2.30
0.40
31.42
2.51
2.51
016.03836
38.10
3.60
2.30
0.40
32.99
2.51
2.51
016.03936
39.67
3.60
2.30
0.40
34.59
2.51
2.51
016.04136
41.28
3.60
2.30
0.40
36.17
2.51
2.51
016.04236
42.85
3.60
2.30
0.40
37.77
2.51
2.51
016.04436
44.45
3.60
2.30
0.40
39.34
2.51
2.51
016.04636
46.02
3.60
2.30
0.40
40.94
2.51
2.51
016.04736
47.63
3.60
2.30
0.40
42.52
2.51
2.51
016.04936
49.20
3.60
2.30
0.40
44.12
2.51
2.51
016.05036
50.80
3.60
2.30
0.40
45.69
2.51
2.51
016.05236
52.37
3.60
2.30
0.40
47.29
2.51
2.51
016.05336
53.98
3.60
2.30
0.40
48.90
2.51
2.51
016.05536
55.55
3.60
2.30
0.40
50.47
2.51
2.51
016.05736
57.15
3.60
2.30
0.40
52.07
2.51
2.51
016.05836
58.72
3.60
2.30
0.40
53.64
2.51
2.51
016.06036
60.33
3.60
2.30
0.40
55.25
2.51
2.51
016.06136
61.90
3.60
2.30
0.40
56.82
2.51
2.51
016.06336
63.50
3.60
2.30
0.40
58.42
2.51
2.51
016.06536
65.07
3.60
2.30
0.40
60.00
2.51
2.51
016.06636
66.68
3.60
2.30
0.40
61.60
2.51
2.51
016.06836
68.25
3.60
2.30
0.40
63.17
2.51
2.51
016.06936
69.85
3.60
2.30
0.40
64.77
2.51
2.51
016.07136
71.42
3.60
2.30
0.40
66.34
2.51
2.51
016.07336
73.03
3.60
2.30
0.40
67.95
2.51
2.51
016.07436
74.60
3.60
2.30
0.40
69.52
2.51
2.51
016.07636
76.20
3.60
2.30
0.40
71.12
2.51
2.51
016.07736
77.77
3.60
2.30
0.40
72.69
2.51
2.51
016.08036
80.95
3.60
2.30
0.40
75.87
2.51
2.51
016.08736
87.30
3.60
2.30
0.40
82.22
2.51
2.51
016.09336
93.65
3.60
2.30
0.40
88.57
2.51
2.51
016.10036
100.00
3.60
2.30
0.40
94.92
2.51
2.51
016.10636
106.35
3.60
2.30
0.40
101.27
2.51
2.51
016.11236
112.70
3.60
2.30
0.40
107.62
2.51
2.51
016.11936
119.05
3.60
2.30
0.40
113.97
2.51
2.51
016.12536
125.40
3.60
2.30
0.40
120.32
2.51
2.51
016.13136
131.75
3.60
2.30
0.40
126.67
2.51
2.51
016.13836
138.10
3.60
2.30
0.40
133.02
2.51
2.51
016.14436
144.45
3.60
2.30
0.40
139.37
2.51
2.51
016.15036
150.80
3.60
2.30
0.40
145.72
2.51
2.51
016.15736
157.15
3.60
2.30
0.40
152.07
2.51
2.51
016.16336
163.50
3.60
2.30
0.40
158.42
2.51
2.51
016.16936
169.85
3.60
2.30
0.40
164.77
2.51
2.51
016.17636
176.20
3.60
2.30
0.40
171.12
2.51
2.51
016.18236
182.55
3.60
2.30
0.40
177.47
2.51
2.51
STATIC SEALS | |
BECA 016



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8