| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
024.024 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
024.024 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - France Joint |
|
4 / 5 page ![]() Part number Series Bore diameter Groove diameter Groove width AS4716 / MIL-G-5514 AS4716 MIL-G-5514 0 BAE 1 BAE 2 BAE ØD1 Ød1 Ød1 L1 min L2 min L3 min 024.212 212 28.35 22.20 22.17 4.78 5.97 7.72 024.213 213 29.92 23.77 23.75 4.78 5.97 7.72 024.214 214 31.52 25.37 25.35 4.78 5.97 7.72 024.215 215 33.10 27.03 26.92 4.78 5.97 7.72 024.216 216 34.70 25.55 28.52 4.78 5.97 7.72 024.217 217 36.27 30.12 30.10 4.78 5.97 7.72 024.218 218 37.87 31.72 31.70 4.78 5.97 7.72 024.219 219 39.45 33.30 33.27 4.78 5.97 7.72 024.220 220 41.05 34.90 34.87 4.78 5.97 7.72 024.221 221 42.62 36.47 36.45 4.78 5.97 7.72 024.222 222 44.22 38.07 38.05 4.78 5.97 7.72 024.223 223 47.42 41.28 41.25 4.78 5.97 7.72 024.224 224 50.60 44.45 44.42 4.78 5.97 7.72 024.225 225 53.80 47.65 47.63 4.78 5.97 7.72 024.226 226 56.97 50.83 50.80 4.78 5.97 7.72 024.227 227 60.15 54.00 53.98 4.78 5.97 7.72 024.228 228 63.32 57.18 57.15 4.78 5.97 7.72 024.229 229 66.50 60.35 60.33 4.78 5.97 7.72 024.230 230 69.67 63.53 63.50 4.78 5.97 7.72 024.231 231 72.85 66.70 66.68 4.78 5.97 7.72 024.232 232 76.02 69.88 69.85 4.78 5.97 7.72 024.233 233 79.20 73.05 73.03 4.78 5.97 7.72 024.234 234 82.37 76.23 76.20 4.78 5.97 7.72 024.235 235 85.55 79.40 79.38 4.78 5.97 7.72 024.236 236 88.72 82.58 82.55 4.78 5.97 7.72 024.237 237 91.90 85.75 85.73 4.78 5.97 7.72 024.238 238 95.07 88.93 88.93 4.78 5.97 7.72 024.239 239 98.25 92.10 92.10 4.78 5.97 7.72 024.240 240 101.42 95.28 95.28 4.78 5.97 7.72 024.241 241 104.60 98.45 98.45 4.78 5.97 7.72 024.242 242 107.77 101.63 101.63 4.78 5.97 7.72 024.243 243 110.95 104.80 104.80 4.78 5.97 7.72 024.244 244 114.12 107.98 107.98 4.78 5.97 7.72 024.245 245 117.30 111.15 111.15 4.78 5.97 7.72 024.246 246 120.47 114.33 114.33 4.78 5.97 7.72 024.247 247 123.65 117.50 117.50 4.78 5.97 7.72 024.325 325 47.42 37.97 37.97 7.14 8.48 10.77 024.326 326 50.60 41.15 41.15 7.14 8.48 10.77 024.327 327 53.80 44.35 44.35 7.14 8.48 10.77 024.328 328 56.97 47.52 47.52 7.14 8.48 10.77 024.329 329 60.15 50.70 50.70 7.14 8.48 10.77 024.330 330 63.32 53.87 53.87 7.14 8.48 10.77 024.331 331 66.50 57.05 57.05 7.14 8.48 10.77 024.332 332 69.67 60.22 60.22 7.14 8.48 10.77 024.333 333 72.85 63.40 63.40 7.14 8.48 10.77 024.334 334 76.02 66.57 66.57 7.14 8.48 10.77 024.335 335 79.20 69.75 69.75 7.14 8.48 10.77 024.336 336 82.37 72.92 72.92 7.14 8.48 10.77 024.337 337 85.55 76.10 76.10 7.14 8.48 10.77 024.338 338 88.72 79.27 79.27 7.14 8.48 10.77 024.339 339 91.90 82.45 82.45 7.14 8.48 10.77 024.340 340 95.07 85.62 85.62 7.14 8.48 10.77 024.341 341 98.25 88.80 88.80 7.14 8.48 10.77 024.342 342 101.42 91.97 91.97 7.14 8.48 10.77 024.343 343 104.60 95.15 95.15 7.14 8.48 10.77 024.344 344 107.77 98.32 98.32 7.14 8.48 10.77 024.345 345 110.95 101.50 101.50 7.14 8.48 10.77 024.346 346 114.12 104.67 104.67 7.14 8.48 10.77 024.347 347 117.30 107.85 107.85 7.14 8.48 10.77 024.348 348 120.47 111.02 111.02 7.14 8.48 10.77 024.349 349 123.65 114.20 114.20 7.14 8.48 10.77 www.francejoint.com AEROSPACE SEALS | PISTON SEALS | BECA 024 |