công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BNS02CE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BNS02CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mechanical Cam Switches
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BNS02CE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BNS02CE Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BNS02CE Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Mechanical Cam Switches
BNS 819-C02-R12-61-24-10
Order Code: BNS02CE
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-06-02
Subject to change without notice: 185254
ETIM 6.0: EC001829
BNS02CE_0.154_2024-08-23
2 / 2
Range/Distance
Repeatability
1-2. Switch position: ±0.01 mm
Switch position spacing
12 mm
Wiring Diagrams (Schematic)



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com