công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS62243DRVR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS62243DRVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.25 MHz 300 mA Step Down Converter in 2x2SON/TSOT23 Package
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS62243DRVR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button TPS62243DRVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS62243DRVR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 29 page
background image
www.ti.com
APPLICATION INFORMATION
VIN
GND
EN
FB
SW
TPS62240DRV
L1
2.2µH
CIN
4.7µF
R1
360 k
R2
360 k
C1
33pF
COUT
10 µF
VOUT 1.2V
Upto300mA
MODE
VIN 2.0V to 6V
VIN
GND
EN
FB
SW
TPS62240DRV
L1
2.2µH
CIN
4.7µF
R1
360 k
R2
180 k
C1
33pF
COUT
10 µF
VOUT 1.8V
Upto300mA
MODE
VIN 2.0V to 6V
VIN
GND
EN
FB
SW
TPS62240DRV
L1
4.7 µH
CIN
4.7µF
R1
360 k
R2
180 k
C1
33pF
COUT
10 µF
VOUT 1.8V
Upto300mA
MODE
VIN 2.0V to 6V
TPS62240, TPS62242, TPS62243
SLVS762B – JUNE 2007 – REVISED SEPTEMBER 2007
Figure 27. TPS62240DRV Adjustable 1.2 V
Figure 28. TPS62240DRV 1.8 V
Figure 29. TPS62240DRV 1.8 V Low Ripple
16
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TPS62240 TPS62242 TPS62243



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com